Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

RPIC-10410-A1 Datasheet (PDF) - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

No. de pieza RPIC-10410-A1
Descripción Electrónicos  LR4 ROSA 4X10Gb/s, 1310nm CWDM
Tamaño del archivo   155.14 Kbytes
Html View  1 
Fabricante Electrónico  AVAGO [AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED]
Página de inicio  http://www.avagotech.com
Logo AVAGO - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

RPIC-10410-A1 Datasheet (PDF) - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

Click to view in HTML datasheet.


Número de pieza similar - RPIC-10410-A1

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Gamewell-FCI by Honeywe...
RPI GAMEWELL-FCI-RPI Datasheet
61Kb / 1P
   Remote Printer Interface Module
logo
Rohm
RPI-0125 ROHM-RPI-0125 Datasheet
71Kb / 2P
   Photointerrupter, Ultraminiature SMD type
RPI-0126 ROHM-RPI-0126 Datasheet
73Kb / 2P
   Photointerrupter, Ultraminiature SMD type
RPI-0128 ROHM-RPI-0128 Datasheet
82Kb / 3P
   Photointerrupter, Ultraminiature SMD type
RPI-0129 ROHM-RPI-0129 Datasheet
76Kb / 3P
   Photointerrupter, Ultraminiature SMD type
More results


Descripción similar - RPIC-10410-A1

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
TPIC-10410-A1 AVAGO-TPIC-10410-A1 Datasheet
139Kb / 1P
   Uncooled LR4 4x10Gb/s, 1310nm CWDM TOSA
logo
Finisar Corporation.
PIN-1310-2I-LCA FINISAR-PIN-1310-2I-LCA Datasheet
190Kb / 6P
   3.7GBS 1310NM PINPREAMP ROSA
HFD3141-203 FINISAR-HFD3141-203 Datasheet
348Kb / 6P
   4.25Gbps 1310nm PIN Preamp, LC ROSA
logo
OPLINK Communications I...
MWDMG13CS0H11H OPLINK-MWDMG13CS0H11H Datasheet
277Kb / 2P
   1310nm/CWDM Micro-Optic WDM
logo
Finisar Corporation.
PIN-1310-10LR-LC FINISAR-PIN-1310-10LR-LC Datasheet
219Kb / 7P
   10 GBPS 1310NM PIN PREAMP LC ROSA PACKAGE
logo
OPLINK Communications I...
MWDMG13CS-S0028 OPLINK-MWDMG13CS-S0028 Datasheet
286Kb / 2P
   Green 1310nm/CWDM Micro-Optic WDM
logo
Finisar Corporation.
PIN-1310-10LR-SC FINISAR-PIN-1310-10LR-SC Datasheet
140Kb / 6P
   10 GBPS 1310NM PIN PREAMP SC AND LC ROSA PACKAGE
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
AFCP-R4X25PL AVAGO-AFCP-R4X25PL Datasheet
107Kb / 1P
   4X25Gb/s ROSA for 100 Gigabit Ethernet
logo
Semtech Corporation
GN3068 SEMTECH-GN3068 Datasheet
138Kb / 2P
   11.3Gb/s low power ROSA for 10km Applications
GN3268 SEMTECH-GN3268 Datasheet
123Kb / 2P
   11.3Gb/s low power ROSA for 40km Applications
More results

Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com